công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LBAS21CLT3G bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện LBAS21CLT3G
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Voltage Switching Diode
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

LBAS21CLT3G bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Leshan Radio Company

  LBAS21CLT3G Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company LBAS21CLT3G Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company LBAS21CLT3G Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company LBAS21CLT3G Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
LBAS21CLT1G, S-LBAS21CLT1G
High Voltage Switching Diode
7.OUTLINE AND DIMENSIONS
Notes:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS.
3. MAXIMUM LEAD THICKNESS INCLUDES LEAD
FINISH. MINIMUM LEAD THICKNESS IS THE MINIMUM
THICKNESS OF BASE MATERIAL.
4. DIMENSIONS D AND E DO NOT INCLUDE MOLD
FLASH, PROTRUSIONS OR GATE BURRS.
8.SOLDERING FOOTPRINT
---
10°
L1
HE
2.10
2.4
2.64
0.083 0.094 0.104
0.35
0.54
0.69
0.014 0.021 0.029
e
1.78
1.9
2.04
0.07
0.075 0.081
L
0.10
0.2
0.3
0.004 0.008 0.012
0.114
0.12
E
1.20
1.3
1.4
0.047 0.051 0.055
0.004
b
c
0.09
0.13
0.18
0.003 0.005 0.007
0.37
0.44
0.5
0.015 0.018
0.02
DIM
MILLIMETERS
INCHES
MIN
NOM
MAX
MIN
NOM
MAX
A
0.89
1
1.11
0.035
0.04
0.044
A1
0.01
0.06
0.1
0.001 0.002
D
2.80
2.9
3.04
0.11
θ
0°
---
10°
0°
Leshan Radio Company, LTD.
4/4
Rev.B Jul. 2017



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com