công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29SL400CB100REC bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - SPANSION

tên linh kiện AM29SL400CB100REC
Giải thích chi tiết về linh kiện  4 Megabit (512 K x 8-Bit/256 K x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only Super Low Voltage Flash Memory
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

AM29SL400CB100REC bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - SPANSION

Back Button AM29SL400CB100REC Datasheet HTML 34Page - SPANSION AM29SL400CB100REC Datasheet HTML 35Page - SPANSION AM29SL400CB100REC Datasheet HTML 36Page - SPANSION AM29SL400CB100REC Datasheet HTML 37Page - SPANSION AM29SL400CB100REC Datasheet HTML 38Page - SPANSION AM29SL400CB100REC Datasheet HTML 39Page - SPANSION AM29SL400CB100REC Datasheet HTML 40Page - SPANSION AM29SL400CB100REC Datasheet HTML 41Page - SPANSION AM29SL400CB100REC Datasheet HTML 42Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 44 page
background image
36
March 3, 2005
Ad vance
Inform ati o n
AC Characteristics
Alternate CE# Controlled Erase/Program Operations
Notes:
1. Not 100% tested.
2. See the Erase and Programming Performance‚ on
page 38 section for more information.
Parameter
Description
Speed Options
JEDEC
Std
-100R
-110
-120
-150
Unit
tAVAV
tWC
Write Cycle Time (Note 1)
Min
100
110
120
150
ns
tAVEL
tAS
Address Setup Time
Min
0
ns
tELAX
tAH
Address Hold Time
Min
50556070
ns
tDVEH
tDS
Data Setup Time
Min
50556070
ns
tEHDX
tDH
Data Hold Time
Min
0
ns
tOES
Output Enable Setup Time
Min
0
ns
tGHEL
tGHEL
Read Recovery Time Before Write
(OE# High to WE# Low)
Min
0
ns
tWLEL
tWS
WE# Setup Time
Min
0
ns
tEHWH
tWH
WE# Hold Time
Min
0
ns
tELEH
tCP
CE# Pulse Width
Min
50556070
ns
tEHEL
tCPH
CE# Pulse Width High
Min
30
ns
tWHWH1
tWHWH1
Programming Operation
(Notes 1, 2)
Byte
Typ
10
µs
Word
Typ
12
tWHWH2
tWHWH2 Sector Erase Operation (Notes 1, 2)
Typ
2
sec



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com