công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2876928 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 2876928
Giải thích chi tiết về linh kiện  Controller - ILC 350 PN
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

2876928 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - PHOENIX CONTACT

  2876928 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 2876928 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 2876928 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 2876928 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 2876928 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/us/products/2876928
10/21/2014   Page 2 / 5
Controller - ILC 350 PN - 2876928
Technical data
Dimensions
Width
182 mm
Height
140.5 mm
Depth
71.5 mm
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Ambient temperature (operation)
-25 °C ... 55 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 85 °C
Permissible humidity (operation)
10 % ... 95 % (non-condensing)
Permissible humidity (storage/transport)
10 % ... 95 % (non-condensing)
Air pressure (operation)
70 kPa ... 106 kPa (up to 3000 m above sea level)
Air pressure (storage/transport)
70 kPa ... 106 kPa (up to 3000 m above sea level)
Shock
25g, Criterion 1, according to IEC 60068-2-27
Vibration (operation)
5g, accordance to IEC 60068-2-6
Control system
Programming tool
PC WORX
Diagnostics tool
DIAG+ from version 1.14
Mechanical design
Weight
440 g
Data interfaces
Interface
INTERBUS local bus (master)
Connection method
Inline data jumper
Transmission speed
500 kBaud / 2 MBaud umschaltbar
Interface
Parameterization/programming/diagnostics
Connection method
RS-232-C, 6-pos. MINI-DIN socket (PS/2), Ethernet 10/100 (RJ45)
Interface
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Connection method
RJ45 socket
Transmission speed
10/100 MBit/s
PROFINET
Device function
PROFINET-IO controller
Specification
Version 1.1
Update rate
min. 1 ms
Power supply
Typical current consumption
250 mA (no local bus device connected during idling, bus inactive)
Supply voltage
24 V DC ±5 %



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com