công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FSRB100080RTB00B bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd.

tên linh kiện FSRB100080RTB00B
Giải thích chi tiết về linh kiện  This reference specification is applied to ferrite core (FSRB Series) used for noise suppression
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MURATA [Murata Manufacturing Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.murata.com
Logo MURATA - Murata Manufacturing Co., Ltd.

FSRB100080RTB00B bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd.

  FSRB100080RTB00B Datasheet HTML 1Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. FSRB100080RTB00B Datasheet HTML 2Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. FSRB100080RTB00B Datasheet HTML 3Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. FSRB100080RTB00B Datasheet HTML 4Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. FSRB100080RTB00B Datasheet HTML 5Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. FSRB100080RTB00B Datasheet HTML 6Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. FSRB100080RTB00B Datasheet HTML 7Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. FSRB100080RTB00B Datasheet HTML 8Page - Murata Manufacturing Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
Spec No.JEYF01FH-1004D-01
P.4/8
MURATA MFG CO.,LTD.
Reference Only
Murata Part Number, Appearance,Characteristic,Packing List
MURATA
Material
appearance
(Xmm
2)
Dimension
Characteristic
Packing
Packing quantity
Mass
Part Number
Impedance
Lead wire
Min.
Qty.
Total
Qty.
Unit
mass
Total
mass
FSRB041020RNB00B
RN
2
fig.1
22
0.8
25mm
10,000
50,000
0.09g
5.4kg
FSRB044020RNB00B
RN
2
fig.2
16
0.8
25mm
5,000
25,000
0.09g
3.2kg
FSRB060040RNB00B
RN
2
fig.3
25
0.8
35mm
4,000
20,000
0.37g
8.3kg
FSRB071040RNB00B
RN
2
fig.4
20
0.8
35mm
2,000
10,000
0.53g
6.2kg
FSRB090060RNB00B
RN
3
fig.5
30
AWG18
40mm
600
3,000
1.3g
4.9kg
FSRB090080RNB00B
RN
3
fig.5
39
AWG18
40mm
600
3,000
1.8g
6.3kg
FSRB091060RNB00B
RN
3
fig.6
38
AWG18
40mm
600
3,000
1.5g
5.4kg
FSRB091080RNB00B
RN
3
fig.6
50
AWG18
40mm
600
3,000
2.0g
6.9kg
FSRB100030RTB00B
RT
4
fig.7
20
AWG18
60mm
1,000
5,000
0.78g
4.8kg
FSRB100060RTB00B
RT
5
fig.7
31
AWG18
60mm
600
3,000
1.6g
5.6kg
FSRB100080RTB00B
RT
5
fig.7
38
AWG18
60mm
500
2,500
2.1g
6.2kg
FSRB100100RTB00B
RT
5
fig.7
45
AWG18
60mm
500
2,500
2.5g
7.3kg
When quantity is less than standard quantity, size or kind of outer case and inner case is changed if needed.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com