công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PUMF11 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PUMF11
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN resistor-equipped transistor PNP general purpose transistor
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

PUMF11 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  PUMF11 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors PUMF11 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors PUMF11 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors PUMF11 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors PUMF11 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors PUMF11 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors PUMF11 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors PUMF11 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
2002 Apr 09
4
Philips Semiconductors
Product specification
NPN resistor-equipped transistor;
PNP general purpose transistor
PUMF11
CHARACTERISTICS
Tamb =25 °C unless otherwise specified.
Note
1. Device mounted on an FR4 printed-circuit board.
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
TR1 (NPN)
ICBO
collector-base cut-off current
VCB =50V; IE =0
−−
100
nA
ICEO
collector-emitter cut-off current
VCE =30V; IB =0
−−
1
µA
VCE =30V; IB = 0; Tj = 150 °C
−−
50
µA
IEBO
emitter-base cut-off current
VEB =5V; IC =0
−−
0.12
mA
hFE
DC current gain
VCE =5V; IC = 5 mA
80
−−
VCEsat
collector-emitter saturation voltage
IC = 10 mA; IB = 0.5 mA
−−
150
mV
Vi(off)
input off voltage
VCE =5V; IC = 100 µA
−
0.9
0.5
V
Vi(on)
input on voltage
VCE = 0.3 V; IC = 2 mA
2
1.1
−
V
R1
input resistor
15.4
22
28.6
k
Ω
resistor ratio
1.7
2.1
2.6
Cc
collector capacitance
VCB =10V; IE =ie = 0; f = 1 MHz
−−
2.5
pF
TR2 (PNP)
ICBO
collector-base cut-off current
VCB = −30 V; IE =0
−−−100 nA
ICEO
collector-emitter cut-off current
VCB = −30 V; IB = 0; Tj = 150 °C
−−−10
µA
IEBO
emitter-base cut-off current
VEB = −4 V; IC =0
−−−100 nA
hFE
DC current gain
VCE = −6 V; IC = −1 mA
120
−−
VCEsat
saturation voltage
IC = −50 mA; IB = −5 mA; note 1
−−−200 mV
Cc
collector capacitance
VCB = −12 V; IE =ie = 0; f = 1 MHz
−−
2.2
pF
fT
transition frequency
VCE = −12 V; IC = −2 mA; f = 100 MHz 100
−−
MHz
R2
R1
-------
APPLICATION INFORMATION
handbook, halfpage
RBE(ext)
RB(ext)
R2
R1
4
5
6
1
MHC182
3
2
Fig.3 Typical power management circuit.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com