| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
S24CS64A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Seiko Instruments Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
S24CS64A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Seiko Instruments Inc |
|
4 / 44 page ![]() 2ワイヤ CMOS シリアルE2PROM S-24CS64A Rev.3.0_00 セイコーインスツル株式会社 4 ■ ブロック図 VCC GND シリアルクロック 制御回路 デバイスアドレス コンパレータ アドレス カウンタ Yデコーダ データ出力 ACK出力 制御回路 ハイボルテージジェネレータ スタート/ストップ 検出回路 データレジスタ E 2PROM Xデコーダ セレクタ SCL SDA DIN DOUT R / W LOAD INC COMP LOAD WP A2 A1 A0 ボルテージディテクタ 図 4 ■ 絶対最大定格 表 4 項 目 記号 定 格 単位 電源電圧 VCC −0.3 ∼ +7.0 V 入力電圧 VIN −0.3 ∼ VCC+0.3 V 出力電圧 VOUT −0.3 ∼ VCC V 保存温度 Tstg −65 ∼ +150 °C 注意 絶対最大定格とは、どのような条件下でも越えてはならない定格値です。万一こ の定格値を越えると、製品の劣化などの物理的な損傷を与える可能性があります。 |