| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AH1902 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Diodes Incorporated |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AH1902 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Diodes Incorporated |
|
8 / 11 page ![]() AH1902 Document number: DS36533 Rev. 4 - 2 8 of 11 www.diodes.com April 2016 © Diodes Incorporated AH1902 Package Outline Dimensions (continued) (All dimensions in mm.) Please see http://www.diodes.com/package-outlines.html for the latest version. (2) Package Type: X2-DFN2015-6 Bottom View Sensor Location Min/Max 0.97/1.04 Hall Sensor Die Pin# 1 Top View PART MARKING SURFACE X2-DFN2015-6 Dim Min Max Typ A 0.375 0.40 0.390 A1 0 0.05 0.02 A3 - - 0.13 b 0.20 0.30 0.25 D 1.45 1.575 1.50 D2 1.00 1.20 1.10 e - - 0.50 E 1.95 2.075 2.00 E2 0.70 0.90 0.80 L 0.25 0.35 0.30 Z - - 0.125 Z1 - - 0.075 All Dimensions in mm A A1 A3 Seating Plane E D2 E2 b (Pin #1 ID) e L D z R0.20 0 z1 |