công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DSEC16-12AS bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - IXYS Corporation

tên linh kiện DSEC16-12AS
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Performance Fast Recovery Diode Low Loss and Soft Recovery Common Cathode
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IXYS [IXYS Corporation]
Trang chủ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

DSEC16-12AS bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - IXYS Corporation

  DSEC16-12AS Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation DSEC16-12AS Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation DSEC16-12AS Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation DSEC16-12AS Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation DSEC16-12AS Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
DSEC16-12AS
ns
4
A
T
VJ =
°C
reverse recovery time
A
8
40
115
ns
I
RM
max. reverse recovery current
IF =
A;
10
25
T
= 100 °C
VJ
-di
F
=
A/µs
200
/dt
t
rr
V
R =
V
600
T
VJ =
°C
25
T
= 100 °C
VJ
V
=
V
Symbol
Definition
Ratings
typ.
max.
I R
V
I
A
V
F
2.94
R
2.5
K/W
R
min.
8
VRSM
V
60
T
= 25°C
VJ
T
=
°C
VJ
mA
0.25
V
=
V
R
T
= 25°C
VJ
I =
A
F
V
T =
°C
C
135
P
tot
60
W
T
= 25°C
C
R
K/W
10
1200
max. non-repetitive reverse blocking voltage
reverse current, drain current
forward voltage drop
total power dissipation
Conditions
Unit
3.57
T
= 25°C
VJ
150
V
F0
V
1.20
T
=
°C
VJ
175
rF
57
mΩ
V
1.96
T
=
°C
VJ
I =
A
F
V
10
2.56
I =
A
F
20
I =
A
F
20
threshold voltage
slope resistance
for power loss calculation only
µA
150
VRRM
V
1200
max. repetitive reverse blocking voltage
T
= 25°C
VJ
CJ
3
junction capacitance
V =
V
600
T
= 25°C
f = 1 MHz
R
VJ
pF
I
FSM
t = 10 ms; (50 Hz), sine;
T
= 45°C
VJ
max. forward surge current
V = 0 V
R
T
=
°C
VJ
175
40
A
1200
FAV
d =
rectangular
0.5
average forward current
thermal resistance junction to case
thJC
thermal resistance case to heatsink
thCH
Fast Diode
1200
0.25
IXYS reserves the right to change limits, conditions and dimensions.
20180806d
Data according to IEC 60747and per semiconductor unless otherwise specified
© 2018 IXYS all rights reserved



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com