công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ZMM4V3 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Shenzhen Yixinwei Technology Co., Ltd.

tên linh kiện ZMM4V3
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON PLANAR ZENER DIODES
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YIXIN [Shenzhen Yixinwei Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.szyxwkj.com
Logo YIXIN - Shenzhen Yixinwei Technology Co., Ltd.

ZMM4V3 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Shenzhen Yixinwei Technology Co., Ltd.

  ZMM4V3 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Yixinwei Technology Co., Ltd. ZMM4V3 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Yixinwei Technology Co., Ltd. ZMM4V3 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Yixinwei Technology Co., Ltd. ZMM4V3 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Yixinwei Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
0
0
10
20
Vz
40
30
ZMM 36
ZMM 15
Test current Iz
5mA
10
20
Iz
ZMM 12
Breakdown characteristics
Tj = constant (pulsed)
mA
30
0
01
ZMM 10
24
3
ZMM 27
ZMM 18
ZMM 22
ZMM 33
57
6
Vz
Tj=25 C
ZMM...
o
810
9
ZMM 3.3
ZMM 3.9
Test current Iz
5mA
20
10
30
Breakdown characteristics
Tj = constant (pulsed)
Iz
40
50
mA
ZMM 1
o
Tj=25 C
ZMM 2.7
ZMM 8.2
ZMM 5.6
ZMM 4.7
ZMM...
V
V
ZMM 6.8
ZMM 1...ZMM75



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com