| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TM8713 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TM8713 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
9 / 10 page ![]() TM8713 tenx technology, inc. Rev.1.4 2001/9/4 9 Voh12j Ioh=-10uA,#1,#2 3.4 V Output ”H” Voltage Voh3j Ioh=-10uA,#3 5.8 V Vom12j Iol/h=+/-10uA,#1,#2 1.0 1.4 V Output ”M1” Voltage Vom13j Iol/h=+/-10uA,#3 1.8 2.2 V Vom22j Iol/h=+/-10uA,#1,#2 2.2 2.6 V Output ”M2” Voltage Vom23j Iol/h=+/-10uA,#3 3.8 4.2 V Vol12j Iol=10uA,#1,#2 0.2 V Output ”L” Voltage Vol3j Iol=10uA,#3 COM-n 0.2 V |