công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OVSAQBLCR8 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - TT Electronics.

tên linh kiện OVSAQBLCR8
Giải thích chi tiết về linh kiện  Red-Orange Top-View Surface Mount LED with Domed Lens
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TTELEC [TT Electronics.]
Trang chủ  http://www.ttelectronics.com/
Logo TTELEC - TT Electronics.

OVSAQBLCR8 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - TT Electronics.

  OVSAQBLCR8 Datasheet HTML 1Page - TT Electronics. OVSAQBLCR8 Datasheet HTML 2Page - TT Electronics. OVSAQBLCR8 Datasheet HTML 3Page - TT Electronics. OVSAQBLCR8 Datasheet HTML 4Page - TT Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Issue A
04/06
Page 3 of 4
OPTEK reserves the right to make changes at any time in order to improve design and to supply the best product possible.
OPTEK Technology Inc. — 1645 Wallace Drive, Carrollton, Texas 75006
Phone: (972) 323-2200 or (800) 341-4747 FAX: (972) 323-2396 visibleLED@optekinc.com www.optekinc.com
Typical Electro-Optical Characteristics Curves
Red-Orange Top-View SMD LED with
Domed Lens
OVSAQBLCR8
Relative Luminous Intensity vs Forward Current
Spatial Distribution
50% Power Angle: 60°
Reverse Current vs Reverse Voltage
v
A
Maximum Forward DC Current vs Ambient
Temperature
mA
°C
Relative Luminous Intensity vs Wavelength
nm
Half Power WL = 23 nm
Forward Current vs Forward Voltage
V
mA
mA
%



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com