công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ICS650-07C bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Integrated Device Technology

tên linh kiện ICS650-07C
Giải thích chi tiết về linh kiện  NETWORKING CLOCK SOURCE
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IDT [Integrated Device Technology]
Trang chủ  http://www.idt.com
Logo IDT - Integrated Device Technology

ICS650-07C bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Integrated Device Technology

  ICS650-07C Datasheet HTML 1Page - Integrated Device Technology ICS650-07C Datasheet HTML 2Page - Integrated Device Technology ICS650-07C Datasheet HTML 3Page - Integrated Device Technology ICS650-07C Datasheet HTML 4Page - Integrated Device Technology ICS650-07C Datasheet HTML 5Page - Integrated Device Technology ICS650-07C Datasheet HTML 6Page - Integrated Device Technology ICS650-07C Datasheet HTML 7Page - Integrated Device Technology ICS650-07C Datasheet HTML 8Page - Integrated Device Technology ICS650-07C Datasheet HTML 9Page - Integrated Device Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
ICS650-07C
NETWORKING CLOCK SOURCE
CLOCK SYNTHESIZER
IDT™ / ICS™ NETWORKING CLOCK SOURCE
4
ICS650-07C
REV D 102709
For a 12.5 MHz Crystal or Clock Input, use the following tables:
A Clocks Select Table (MHz)
C Clocks Select Table (MHz)
0 = connect directly to ground
1 = connect directly to VDD
M = leave unconnected (automatically self biases to VDD/2)
B Clocks Select Table (MHz)
REFOUT = 12.5 MHz
ACS1
ACS0
CLKA1
CLKA2
00
50
OFF (low)
0
M
TEST
TEST
0
1
37.5
OFF (low)
1
0
16.6667
8.3333
1
M
TEST
TEST
1
1
33.3333
16.6667
CCS
CLKC1
CLKC2
0
62.5
62.5
M
TEST
TEST
1
37.5
37.5
BCS1
BCS0
CLKB1
CLKB2
0
0
TEST
TEST
0
M
33.3333
16.6667
01
50
25
1
0
41.66667
20.8333
1
M
TEST
TEST
1
1
66.6667
33.3333



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com