công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMAF45C bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd.

tên linh kiện SMAF45C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface mount transient voltage suppressor power 200 watts
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JUXING [Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.trr-jx.com
Logo JUXING - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd.

SMAF45C bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd.

  SMAF45C Datasheet HTML 1Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd. SMAF45C Datasheet HTML 2Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd. SMAF45C Datasheet HTML 3Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd. SMAF45C Datasheet HTML 4Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd. SMAF45C Datasheet HTML 5Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
PACKAGE OUTLINE
Plastic surface mounted package; 2 leads
SMAF
The recommended mounting pad size
2.2
(86)
1.6
(63)
1.6
(63)
Unit :
mm
(mil)
∠ALL ROUND
V
A
M
UNIT
mm
1.2
0.23
3.7
2.7
4.9
0.9
0.18
3.3
2.4
4.4
7°
max
min
mil
max
min
47
35.4
9.1
7.1
146
130
106
94
193
173
A
C
D
E
HE
∠
1.6
1.3
63
51
e
Bottom View
HE
g
Top View
1.3
1.0
51
39
g
g
∠ALL ROUND
D
A
E
Surface mount transient voltage suppressor power 200 watts
SMAF5.0A THRU SMAF220A
http://www.trr-jx.com
version: 02



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com