công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MLX90621 bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - Melexis Microelectronic Systems

tên linh kiện MLX90621
Giải thích chi tiết về linh kiện  16x4 IR array
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MELEXIS [Melexis Microelectronic Systems]
Trang chủ  http://www.melexis.com
Logo MELEXIS - Melexis Microelectronic Systems

MLX90621 bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - Melexis Microelectronic Systems

Back Button MLX90621 Datasheet HTML 22Page - Melexis Microelectronic Systems MLX90621 Datasheet HTML 23Page - Melexis Microelectronic Systems MLX90621 Datasheet HTML 24Page - Melexis Microelectronic Systems MLX90621 Datasheet HTML 25Page - Melexis Microelectronic Systems MLX90621 Datasheet HTML 26Page - Melexis Microelectronic Systems MLX90621 Datasheet HTML 27Page - Melexis Microelectronic Systems MLX90621 Datasheet HTML 28Page - Melexis Microelectronic Systems MLX90621 Datasheet HTML 29Page - Melexis Microelectronic Systems MLX90621 Datasheet HTML 30Page - Melexis Microelectronic Systems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 44 page
background image
MLX90621
16x4 IR array
Datasheet
39001090621
Page 26 of 44
Datasheet IR16x4
Rev 3.0
15 September 2016
Trimming register (0x93)
8.2.2.2
It can be read and written by the I
2C MD.
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Trimming register bit meaning (0x93)
7 bit value
- Oscillator trim value
x
x
x
x
x
x
x
x
x
NA
Table 13 Oscillator trim bit meaning
EEPROM
8.2.3.
A 2kbit, organized as 256x8 EEPROM is built in the Mlx90621. The EEPROM has a separate I
2C address SA=0x50 and is
used to store the calibration constants and the configuration of the device.
Address
0
1
2
3
4
5
6
7
00
ΔAi (0,0)
ΔAi (1,0)
ΔAi (2,0)
ΔAi (3,0)
ΔAi (0,1)
ΔAi (1,1)
ΔAi (2,1)
ΔAi (3,1)
08
…
10
ΔAi - IR pixels individual offset coefficients
18
20
28
30
…
38
ΔAi (0,14)
ΔAi (1,14)
ΔAi (2,14)
ΔAi (3,14)
ΔAi (0,15)
ΔAi (1,15)
ΔAi (2,15)
ΔAi (3,15)
40
Bi (0,0)
Bi (1,0)
Bi (2,0)
Bi (3,0)
Bi (0,1)
Bi (1,1)
Bi (2,1)
Bi (3,1)
48
…
50
Bi - Individual Ta dependence (slope) of IR pixels offset
58
60
68
70
…
78
Bi (0,14)
Bi (1,14)
Bi (2,14)
Bi (3,14)
Bi (0,15)
Bi (1,15)
Bi (2,15)
Bi (3,15)
80
Δα (0,0)
Δα (1,0)
Δα (2,0)
Δα (3,0)
Δα (0,1)
Δα (1,1)
Δα (2,1)
Δα (3,1)
88
…
90
Individual sensitivity coefficients
98
A0
A8
B0
…
B8
Δα (0,14)
Δα (1,14)
Δα (2,14)
Δα (3,14)
Δα (0,15)
Δα (1,15)
Δα (2,15)
Δα (3,15)
C0
Ks_scales
reserved
reserved
reserved
1•N
reserved
reserved
reserved
C8
reserved
reserved
reserved
reserved
reserved
reserved
reserved
D0
A common
KT scale
Compensation pixel coefficients
D8
TGC
Scale offset
PTAT
E0
Common sensitivity coefficients
Emissivity
KsTaL
KsTaH
E8
MELEXIS reserved
F0
MELEXIS reserved
Configuration register
OSC trim
F8
Chip ID
Table 14: EEPROM map



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com