công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL431ACLPRE3 bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TL431ACLPRE3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision Programmable Reference
PDF  82 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TL431ACLPRE3 bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - Texas Instruments

Back Button TL431ACLPRE3 Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments TL431ACLPRE3 Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments TL431ACLPRE3 Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments TL431ACLPRE3 Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments TL431ACLPRE3 Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments TL431ACLPRE3 Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments TL431ACLPRE3 Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments TL431ACLPRE3 Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments TL431ACLPRE3 Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 82 page
background image
PACKAGE OPTION ADDENDUM
www.ti.com
26-Sep-2018
Addendum-Page 2
Orderable Device
Status
(1)
Package Type Package
Drawing
Pins Package
Qty
Eco Plan
(2)
Lead/Ball Finish
(6)
MSL Peak Temp
(3)
Op Temp (°C)
Device Marking
(4/5)
Samples
TL431ACLPME3
ACTIVE
TO-92
LP
3
2000
Pb-Free
(RoHS)
CU SN
N / A for Pkg Type
0 to 70
TL431AC
TL431ACLPR
ACTIVE
TO-92
LP
3
2000
Pb-Free
(RoHS)
CU SN
N / A for Pkg Type
0 to 70
TL431AC
TL431ACLPRE3
ACTIVE
TO-92
LP
3
2000
Pb-Free
(RoHS)
CU SN
N / A for Pkg Type
0 to 70
TL431AC
TL431ACP
ACTIVE
PDIP
P
8
50
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU
N / A for Pkg Type
0 to 70
TL431ACP
TL431ACPK
ACTIVE
SOT-89
PK
3
1000
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU SN
Level-2-260C-1 YEAR
0 to 70
4A
TL431ACPKG3
ACTIVE
SOT-89
PK
3
1000
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU SN
Level-2-260C-1 YEAR
0 to 70
4A
TL431ACPSR
ACTIVE
SO
PS
8
2000
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
0 to 70
T431A
TL431ACPW
ACTIVE
TSSOP
PW
8
150
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
0 to 70
T431A
TL431ACPWR
ACTIVE
TSSOP
PW
8
2000
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
0 to 70
T431A
TL431AID
ACTIVE
SOIC
D
8
75
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
-40 to 85
431AI
TL431AIDBVR
ACTIVE
SOT-23
DBV
5
3000
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU | CU SN
Level-1-260C-UNLIM
-40 to 85
(TAIG, TAIS)
TL431AIDBVRE4
ACTIVE
SOT-23
DBV
5
3000
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
-40 to 85
TAIG
TL431AIDBVRG4
ACTIVE
SOT-23
DBV
5
3000
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
-40 to 85
TAIG
TL431AIDBVT
ACTIVE
SOT-23
DBV
5
250
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU | CU SN
Level-1-260C-UNLIM
-40 to 85
(TAIG, TAIU)
TL431AIDBVTG4
ACTIVE
SOT-23
DBV
5
250
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
-40 to 85
TAIG
TL431AIDBZR
ACTIVE
SOT-23
DBZ
3
3000
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
-40 to 85
(TAI3, TAIS, TAIU)
TL431AIDBZRG4
ACTIVE
SOT-23
DBZ
3
3000
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
-40 to 85
(TAI3, TAIS, TAIU)
TL431AIDBZT
ACTIVE
SOT-23
DBZ
3
250
Green (RoHS
& no Sb/Br)
CU NIPDAU
Level-1-260C-UNLIM
-40 to 85
(TAI3, TAIS, TAIU)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com