công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2200938 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 2200938
Giải thích chi tiết về linh kiện  Panel mounting base, Lower part, Color: aluminum, Width: 130 mm
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

2200938 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  2200938 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 2200938 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/us/products/2200938
2/6/14   Page 1 / 2
Electronic housing - UM-ALU 4-100,5 PROFILE 130 - 2200938
Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's
documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(http://download.phoenixcontact.com)
Panel mounting base, Lower part, Color: aluminum, Width: 130 mm
Key commercial data
Packing unit
1 pc
Weight per Piece (excluding packing)
160.0 GRM
Custom tariff number
76042990
Country of origin
Germany
Technical data
General
Housing type
Panel mounting base
Housing material
Aluminum
Color
aluminum
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 100 °C
Dimensions
Width
130 mm
Classifications
eCl@ss
eCl@ss 4.0
27180401
eCl@ss 4.1
27180401
eCl@ss 5.0
27180506
eCl@ss 5.1
27180506


Số phần tương tự - 2200938

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
2200930 PHOENIX-2200930 Datasheet
51Kb / 2P
Item is from the UM-ALU product range
2200931 PHOENIX-2200931 Datasheet
195Kb / 5P
UM-ALU 4-72 FRONT 235 - Front plate
2200932 PHOENIX-2200932 Datasheet
194Kb / 5P
UM-ALU 4-72 FRONT 990 - Front plate
2200933 PHOENIX-2200933 Datasheet
43Kb / 2P
Panel mounting base, Side part, Color: aluminum
2200934 PHOENIX-2200934 Datasheet
43Kb / 2P
Panel mounting base, Side part, Color: black
More results

Mô tả tương tự - 2200938

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
2200902 PHOENIX-2200902 Datasheet
51Kb / 2P
Panel mounting base, Lower part, Color: aluminum, Width: 100 mm
2200903 PHOENIX-2200903 Datasheet
51Kb / 2P
Panel mounting base, Lower part, Color: aluminum, Width: 150 mm
2200904 PHOENIX-2200904 Datasheet
51Kb / 2P
Panel mounting base, Lower part, Color: aluminum, Width: 200 mm
2200905 PHOENIX-2200905 Datasheet
51Kb / 2P
Panel mounting base, Lower part, Color: aluminum, Width: 1000 mm
2200920 PHOENIX-2200920 Datasheet
51Kb / 2P
Panel mounting base, Lower part, Color: aluminum, Width: 130 mm
2200921 PHOENIX-2200921 Datasheet
51Kb / 2P
Panel mounting base, Lower part, Color: aluminum, Width: 165 mm
2200923 PHOENIX-2200923 Datasheet
51Kb / 2P
Panel mounting base, Lower part, Color: aluminum, Width: 235 mm
2200936 PHOENIX-2200936 Datasheet
51Kb / 2P
Panel mounting base, Lower part, Color: aluminum, Width: 60 mm
2200939 PHOENIX-2200939 Datasheet
51Kb / 2P
Panel mounting base, Lower part, Color: aluminum, Width: 165 mm
2200940 PHOENIX-2200940 Datasheet
51Kb / 2P
Panel mounting base, Lower part, Color: aluminum, Width: 200 mm
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com