công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LP5036RJVR bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LP5036RJVR
Giải thích chi tiết về linh kiện  36-, 30-Channel 12-Bit PWM Ultralow Quiescent Current I2C RGB LED Drivers
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LP5036RJVR bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - Texas Instruments

Back Button LP5036RJVR Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments LP5036RJVR Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments LP5036RJVR Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments LP5036RJVR Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments LP5036RJVR Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments LP5036RJVR Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments LP5036RJVR Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments LP5036RJVR Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments LP5036RJVR Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 49 / 57 page
background image
49
LP5030, LP5036
www.ti.com
SLVSEH1 – SEPTEMBER 2018
Product Folder Links: LP5030 LP5036
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2018, Texas Instruments Incorporated
10 Power Supply Recommendations
The device is designed to operate from a VVCC input-voltage supply range between 2.7 V and 5.5 V. This input
supply must be well-regulated and able to withstand maximum input current and maintain stable voltage without
voltage drop even in a load-transition condition (start-up or rapid intensity change). The resistance of the input
supply rail must be low enough that the input-current transient does not cause a drop below the 2.7-V level in the
LP503x VVCC supply voltage.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com