| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
UM0128 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UM0128 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 21 page ![]() UM0128 - USER MANUAL 13/21 2 Calibration: VOTP selector is used to set if Votp is internal or external. Refer to STPM01 user manual for more details. Figure 7 : Calibration Table 3 : Calibration Function Panel Use Temperature to set BandGap temperature compensation. Table 2 : Setting Function Panel |