công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

60APU04 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện 60APU04
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultrafast Rectifier
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

60APU04 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  60APU04 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited 60APU04 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
INCHANGE Semiconductor
isc website:www.iscsemi.com
isc & iscsemi is registered trademark
2
Ultrafast Rectifier
60APU04
ELECTRICAL CHARACTERISTICS(Ta=25℃) (Pulse Test: Pulse Width=300μs,Duty Cycle≤2%)
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MAX
UNIT
VF
Maximum Instantaneous Forward Voltage
IF= 60A;
Tj=25℃
1.25
V
IR
Maximum Instantaneous Reverse Current
VR=VR Rated;
Tj=25℃
50
μ
A
trr
Maximum Reverse Recovery Time
IF =1A
60
ns
DIMENSIONAL DRAWING



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com