công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PI74FCT16543T bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Pericom Semiconductor Corporation

tên linh kiện PI74FCT16543T
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fast CMOS 16-Bit Latched Transceivers
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PERICOM [Pericom Semiconductor Corporation]
Trang chủ  http://www.pericom.com
Logo PERICOM - Pericom Semiconductor Corporation

PI74FCT16543T bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Pericom Semiconductor Corporation

  PI74FCT16543T Datasheet HTML 1Page - Pericom Semiconductor Corporation PI74FCT16543T Datasheet HTML 2Page - Pericom Semiconductor Corporation PI74FCT16543T Datasheet HTML 3Page - Pericom Semiconductor Corporation PI74FCT16543T Datasheet HTML 4Page - Pericom Semiconductor Corporation PI74FCT16543T Datasheet HTML 5Page - Pericom Semiconductor Corporation PI74FCT16543T Datasheet HTML 6Page - Pericom Semiconductor Corporation PI74FCT16543T Datasheet HTML 7Page - Pericom Semiconductor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
PI74FCT16543/162543/162H543T
16-BIT LATCHED TRANSCEIVERS
7
PS2038B
01/10/01
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
PI74FCT162H543T Switching Characteristics over Operating Range
162H543T 162H543AT 162H543CT 162H543DT 162H543ET
Com.
Com.
Com.
Com.
Com.
Parameters
Description
Conditions(1)
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Unit
tPLH
PropagationDelay
CL = 50 pF
2.5
8.5
2.5
6.5
2.5
5.3
2.5
4.4
1.5
3.4
ns
tPHL
TransparentMode
RL = 500
Ω
xAxtoxBxorxBxtoxAx
tPLH
PropagationDelay
2.5
12.5
2.5
8.0
2.5
7.0
2.5
5.0
1.5
3.7
ns
tPHL
xLEBAtoxAx,xLEABtoxBx
tPZH
OutputEnableTime
2.0
12.0
2.0
9.0
2.0
8.0
2.0
5.4
1.5
4.8
ns
tPZL
xOEBAorxOEABto xAxorxBx
tPHZ
OutputDisableTime(3)
2.0
9.0
2.0
7.5
2.0
6.5
2.0
4.3
1.5
4.0
ns
tPLZ
xOEBAorxOEABtoxAxorxBx
tSU
SetupTimeHIGHorLOW
3.0
—
2.0
—
2.0
—
2.0
—
1.0
—
ns
xAxorxBxtoxLEABorxLEBA
tH
HoldTimeHIGHorLOW
2.0
—
2.0
—
2.0
—
1.5
—
1.0
—
ns
xAxorxBxtoxLEABorxLEBA
tW
xLEABorxLEBAPulseWidth
5.0
—
5.0
—
5.0
—
3.0
—
3.0
—
3.0
ns
LOW(3)
tSK(o)
OutputSkew(4)
—
0.5
—
0.5
—
0.5
—
0.5
—
0.5
ns
Notes:
1. See test circuit and wave forms.
2. Minimum limits are guaranteed but not tested on Propagation Delays.
3. This parameter is guaranteed but not production tested.
4. Skew between any two outputs, of the same package, switching in the same direction. This parameter is guaranteed by design.
Pericom Semiconductor Corporation
2380 Bering Drive • San Jose, CA 95131 • 1-800-435-2336 • Fax (408) 435-1100 • http://www.pericom.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com