công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FSA839 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện FSA839
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Voltage, SPDT Analog Switch with Power-Off Isolation
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

FSA839 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  FSA839 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor FSA839 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor FSA839 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor FSA839 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor FSA839 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor FSA839 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor FSA839 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor FSA839 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor FSA839 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
www.onsemi.com
4
DC Electrical Characteristics
All typical values are at 25°C unless otherw ise specified.
Symbo
l
Parameter
VCC (V)
Conditions
TA=+25°C
TA=-40 to
+85°C
Unit
Min.
Typ. Max.
Min.
Max.
VIH
Input Voltage High
1.65 to
5.50
1.0
V
VIL
Input Voltage Low
1.65 to
5.50
0.57
V
IIN
Control Input
Leakage
1.95 to
5.50
VSel=0
-2
2
-20
20
nA
INO(0FF),
INC(OFF),
Off-Leakage Current
of Port B0 and B1
(5)
5.50
A=1 V, 4.5 V
B0 or B1=4.5, 1 V
-10
10
-50
50
nA
3.60
A=1 V, 3.0V
B0 or B1=3.0, 1V
-10
10
-50
50
2.70
A=0.5 V, 2.3 V
B0 or B1=2.3, 0.5V
-10
10
-50
50
1.95
A=0.3 V, 1.65 V
B0 or B1=1.65 ,0.3 V
-5
5
-20
20
INO(On),
INC(On)
On-Leakage Current
of Port B0 and B1
(5)
5.50
A=Floating
B0 or B1=4.5, 1V
-20
20
-100
100
nA
3.60
A=Floating
B0 or B1=3.0, 1 V
-10
10
-20
20
2.70
A=Floating
B0 or B1=2.3, 0.5 V
-10
10
-20
20
1.95
A=Floating
B0 or B1=1.65, 0.3 V
-5
5
-20
20
IA(ON)
On Leakage Current
of Port A
(5)
5.50
A=1 V, 4.5 V; B0 or
B1=1 V, 4.5 V, or
Floating
-20
20
-100
100
nA
3.60
A=1V, 3.0VB0 or B1=1V,
3.0V, or Floating
-10
10
-20
20
2.70
A=0.5 V, 2.3 V, B0 or
B1=0.5 V, 2.3 V, or
Floating
-10
10
-20
20
1.95
A=0.3 V, 1.65 V; B0 or
B1=0.3 V, 1.65 V, or
Floating
-5
5
-20
20
IOFF
Pow er Off Leakage
Current of Port A &
Port B
(5)
0
A=0 to 5.5 V
B0 or B1=0 to 5.5 V
-1.00
0.01
1.00
-5.00
5.00
µA
RPD
Sel Internal Pull-
Dow n Resistor
1.65 to
1.95
2.0
M
Ω
ICC
Quiescent Supply
Current
5.50
VIN, VSEL =0 or VCC,
IOUT=0
100
500
nA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com