công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RW1C026ZP bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Rohm

tên linh kiện RW1C026ZP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Pch -20V -2.5A Middle Power MOSFET
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RW1C026ZP bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Rohm

  RW1C026ZP Datasheet HTML 1Page - Rohm RW1C026ZP Datasheet HTML 2Page - Rohm RW1C026ZP Datasheet HTML 3Page - Rohm RW1C026ZP Datasheet HTML 4Page - Rohm RW1C026ZP Datasheet HTML 5Page - Rohm RW1C026ZP Datasheet HTML 6Page - Rohm RW1C026ZP Datasheet HTML 7Page - Rohm RW1C026ZP Datasheet HTML 8Page - Rohm RW1C026ZP Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
RW1C026ZP
           
               
Datasheet
l
lElectrical characteristics (Ta = 25°C)
Parameter
Symbol
Conditions
Values
Unit
Min.
Typ.
Max.
Input capacitance
Ciss
VGS = 0V
-
1250
-
pF
Output capacitance
Coss
VDS = -10V
-
100
-
Reverse transfer capacitance
Crss
f = 1MHz
-
30
-
Turn - on delay time
td(on)*3
VDD ⋍ -10V,VGS = -4.5V
-
170
-
ns
Rise time
tr*3
ID = -1.2A
-
290
-
Turn - off delay time
td(off)*3
RL = 8.3Ω
-
2550
-
Fall time
tf*3
RG = 10Ω
-
850
-
l
lGate charge characteristics (Ta = 25°C)
Parameter
Symbol
Conditions
Values
Unit
Min.
Typ.
Max.
Total gate charge
Qg*3
VDD ⋍ -10V, ID = -2.5A
VGS = -4.5V
-
10
-
nC
Gate - Source charge
Qgs*3
-
2.1
-
Gate - Drain charge
Qgd*3
-
2.0
-
l
lBody diode electrical characteristics (Source-Drain) (Ta = 25°C)
Parameter
Symbol
Conditions
Values
Unit
Min.
Typ.
Max.
Body diode continuous
forward current
IS
Ta = 25℃
-
-
-0.5
A
Body diode
pulse current
ISP*1
-
-
-10
Forward voltage
VSD*3
VGS = 0V, IS = -2.5A
-
-
-1.2
V
                                                                                           
www.rohm.com
© 2014 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
3/11
20140707 - Rev.001



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com