công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FSA221MUX bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện FSA221MUX
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-Speed Audio Switches
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

FSA221MUX bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

Back Button FSA221MUX Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor FSA221MUX Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor FSA221MUX Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor FSA221MUX Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor FSA221MUX Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor FSA221MUX Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor FSA221MUX Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor FSA221MUX Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor FSA221MUX Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 19 page
background image
© 2006 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
FSA221
• Rev. 1.1.0
6
AC Electrical Characteristics
All typical value are for VAUDIO=3.3V and Vbus=5.0 at TA=25ºC unless otherwise specified.
Symbol
Parameter
VAUDIO / VBUS
(V)
Condition
TA=- 40°C to +85°C
Unit
Min.
Typ.
Max.
tONAUDIO1
Turn-On Time VAUDIO
↑ to
Output
VBUS=0V
VD+/R, D-/L=1.0V,
RL=
50Ω, CL=50pF
Figure 13, Figure 15
10
μs
tOFFAUDIO1 Turn-Off Time VBus
↑ to Output
VAUDIO=3.0
for VBUS
↑
VD+/R, D-/L=1.0V,
RL=
50Ω, CL=50pF
Figure 13, Figure 15
10
μs
tONAUDIO2
Turn-On Time ASel to Output
VBUS=4.25V
VAUDIO=3.0
VD+/R, D-/L=1.0V,
RL=
50Ω, CL=50pF
Figure 13, Figure 14
2
μs
tOFFAUDIO2 Turn-Off Time ASel to Output
VBUS=4.25V
VAUDIO=3.0
VD+/R, D-/L=1.0V,
RL=
50Ω, CL=50pF
Figure 13, Figure 14
2
μs
tONAUDIO3
Turn-On Time VBus
↓ to Output
VAUDIO=3.0
VD+/R, D-/L=1.0V,
RL=
50Ω, CL=50pF
Figure 13, Figure 15
10
μs
tONUSB
Turn-On Time VUSB
↑ to Output
VAUDIO=3.0
VD+/R, D-/L=1.0V,
RL=
50Ω, CL=0pF
Figure 13, Figure 15
10
μs
tOFFUSB
Turn-Off Time VUSB
↓ to Output
VAUDIO=3.0
VD+/R, D-/L=1.0V,
RL=
50Ω, CL=0pF
Figure 13, Figure 15
10
μs
tPDUSB
USB Switch Propagation
Delay
(8)
VAUDIO=3.0
VBUS=4.25V
RL=
50Ω, CL=0pF,
Figure 16
0.25
ns
XtalkA
Non-Adjacent Channel
Crosstalk - Audio
VAUDIO=3.0
VBUS=4.25V
f=20kHz, RT=32
Ω,
CL=0pF
Figure 7, Figure 21
-110
dB
BW
-3db Bandwidth - USB
VAUDIO=3.0
VBUS=4.25V
RT=
50Ω, CL=0pF,
Signal 0dBm
Figure 9, Figure 19
720
MHz
THD
Total Harmonic Distortion
VAUDIO=3.0
VBUS=0V
f=20Hz to 20kHz,
RL=
32Ω, VIN=2Vpp
Figure 24
0.05
%
Note:
8.
Guaranteed by characterization, not production tested.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com