công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PC2A2330 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - celduc-relais

tên linh kiện PC2A2330
Giải thích chi tiết về linh kiện  MAGNETIC PROXIMITY SENSOR
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CELDUC [celduc-relais]
Trang chủ  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

PC2A2330 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - celduc-relais

  PC2A2330 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais PC2A2330 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
P/STD/PC2A2330/A/27/02/2009
page 2 / 2 F/GB
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES / PHYSICAL DATA
Température maxi d'utilisation / Max. operating temperature
- 40 à + 75°C
Température de stockage / Storage temperature
- 55 à + 75°C
Chocs ( 11 ms ) / Shocks ( 11 ms )
30 g
Vibrations ( de 10 à 2000 Hz ) / Vibrations
20 g
Indice de protection ( nettoyage par jet d'eau; usage industriel et ambiance poussiéreuse )
Protection level ( Cleaning with jet of water, industrial use, dusty environment )
IP67
AUTRES CARACTERISTIQUES / OTHERS
Plage de sensibilité utilisée ATF / Used pull-in range AT range
20 - 25 ATf
Câble / Cable
( 4 fils /4 wires )
PVC NOIR - BLACK Ø 5± 0,2
( 4 x 0,34 mm2 - 4 x AWG22)
Pour d'autres longueurs ou types , nous consulter / For other lengthes or typical wires, please contact us
Possibilité de boitier INOX , nous consulter / For stainless steel housing, please contact us
Détection / Detection
Distances de basculement /Switching distances
Ex : Avec Aimant / With Magnet : UR144361
dans un environnement non magnétique ( bois, alu, PVC, béton...
/
in non-magnetic environnement ( wood, Al, PVC, concrete... )
Operate : D < 20 mm
Tous Fermés à 20mm
Release :
D > 40 mm
Tous Ouverts à 40mm
La référence PC2A2330 ne comprend pas l'aimant / PC2A2330 type doesn't include the magnet
D
Sensible aux champs magnétiques par principe
Sensible to Magnetic Field
r
e
l
a
i
s
5 Rue Ampère B.P. 30004
42290 SORBIERS - FRANCE
E-Mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
celduc
â



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com