công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5602 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - AVX Corporation

tên linh kiện 5602
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fine Pitch SMT Board to Board Connectors
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVX [AVX Corporation]
Trang chủ  http://www.avx.com
Logo AVX - AVX Corporation

5602 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - AVX Corporation

  5602 Datasheet HTML 1Page - AVX Corporation 5602 Datasheet HTML 2Page - AVX Corporation 5602 Datasheet HTML 3Page - AVX Corporation 5602 Datasheet HTML 4Page - AVX Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
6
ELCO
X4
Prefix
14 = Plug
24 = Receptacle
5602
Series Number
XXX
Number of Positions
020
024
030
034
040
050
060
070
080
00X
Variation Code
0 = Without Strain Relief
and without Boss
1 = Without Strain Relief
and with Boss
2 = With Strain Relief and
without Boss
3 = With Strain Relief
and with Boss
829
Finish Code
HOW TO ORDER
Fine Pitch SMT
Board to Board Connectors
Series 5602
Tape and Reel Package for Mated Height 1.5mm
PLUG
RECEPTACLE
Without Strain Relief
With Strain Relief
Without Strain Relief
No. of
Dimension
Pos.
AB
C
D
020
11.5
24
30.4
(0.453)
(0.945) (1.197)
024
11.5
24
30.4
(0.453)
(0.945) (1.197)
030
11.5
24
30.4
(0.453)
(0.945) (1.197)
034
11.5
24
30.42
(0.453)
(0.945) (1.197)
040
11.5
24
30.4
(0.453)
(0.945) (1.197)
050
14.2
28.4
32
38.4
(0.559) (0.921) (1.260) (1.512)
060
14.2
28.4
32
38.4
(0.559) (0.921) (1.260) (1.512)
070
14.2
28.4
32
38.4
(0.559) (0.921) (1.260) (1.512)
080
14.2
28.4
32
38.4
(0.559) (0.921) (1.260) (1.512)
No. of
Dimension
Pos.
AB
C
D
020
11.5
24
30.4
(0.453)
(0.945) (1.197)
024
11.5
24
30.4
(0.453)
(0.945) (1.197)
030
11.5
24
30.4
(0.453)
(0.945) (1.197)
034
11.5
24
30.42
(0.453)
(0.945) (1.197)
040
11.5
24
30.4
(0.453)
(0.945) (1.197)
050
14.2
28.4
32
38.4
(0.559) (0.921) (1.260) (1.512)
060
14.2
28.4
32
38.4
(0.559) (0.921) (1.260) (1.512)
070
14.2
28.4
32
38.4
(0.559) (0.921) (1.260) (1.512)
080
14.2
28.4
32
38.4
(0.559) (0.921) (1.260) (1.512)
Specification of the catalog might be changed without notice.
Please verify our drawing and specification with your design.
With Strain Relief
Parts are supplied in tape and reel packaging
with 2000 pieces per reel.



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com