công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DM3D-SF bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Hirose Electric

tên linh kiện DM3D-SF
Giải thích chi tiết về linh kiện  microSD??Card Connectors
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HIROSE [Hirose Electric]
Trang chủ  http://www.hirose-connectors.com
Logo HIROSE - Hirose Electric

DM3D-SF bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Hirose Electric

Back Button DM3D-SF Datasheet HTML 4Page - Hirose Electric DM3D-SF Datasheet HTML 5Page - Hirose Electric DM3D-SF Datasheet HTML 6Page - Hirose Electric DM3D-SF Datasheet HTML 7Page - Hirose Electric DM3D-SF Datasheet HTML 8Page - Hirose Electric DM3D-SF Datasheet HTML 9Page - Hirose Electric DM3D-SF Datasheet HTML 10Page - Hirose Electric DM3D-SF Datasheet HTML 11Page - Hirose Electric DM3D-SF Datasheet HTML 12Page - Hirose Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
DM3 Series
●microSD™ Card Connectors
10
Lead section (400mm min.)
Mounting section
End section
Top cover tape
Blank section
(100mm min.)
Embossed carrier tape
Blank section
(160mm min.)
24.4
Unreeling direction
BPackaging Specifications
Unreeling direction
2
16
P= 4
● Embossed carrier tape dimensions (2,000 pcs/reel)
● Reel Dimensions
All dimensions : mm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com