công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M41T63 bảng dữ liệu(PDF) 29 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M41T63
Giải thích chi tiết về linh kiện  Serial Access Real-Time Clock with Alarms
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M41T63 bảng dữ liệu(HTML) 29 Page - STMicroelectronics

Back Button M41T63 Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics M41T63 Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics M41T63 Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics M41T63 Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics M41T63 Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics M41T63 Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics M41T63 Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics M41T63 Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics M41T63 Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 33 page
background image
29/33
M41T62/63/64/65
Table 18. QFN16 – 16-lead, Quad, Flat Package, No Lead, 3x3mm body size, Mechanical Data
Symb
mm
inches
Typ
Min
Max
Typ
Min
Max
A
0.90
0.80
1.00
0.035
0.032
0.039
A1
0.02
0.00
0.05
0.001
0.000
0.002
A3
0.20
–
–
0.008
–
–
b
0.25
0.18
0.30
0.010
0.007
0.012
D
3.00
2.90
3.10
0.118
0.114
0.122
D2
1.70
1.55
1.80
0.067
0.061
0.071
E
3.00
2.90
3.10
0.118
0.114
0.122
E2
1.70
1.55
1.80
0.067
0.061
0.071
e0.50–
–
0.020
–
–
K
0.20
–
–
0.008
–
–
L
0.40
0.30
0.50
0.016
0.012
0.020
ddd
–
0.08
–
–
0.003
–
Ch
–0.33–
–
0.013
–
N16
16



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33