công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

APA2012 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Anpec Electronics Coropration

tên linh kiện APA2012
Giải thích chi tiết về linh kiện  3W Mono Class-D Audio Power Amplifier
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANPEC [Anpec Electronics Coropration]
Trang chủ  http://www.anpec.com.tw
Logo ANPEC - Anpec Electronics Coropration

APA2012 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Anpec Electronics Coropration

Back Button APA2012_18 Datasheet HTML 5Page - Anpec Electronics Coropration APA2012_18 Datasheet HTML 6Page - Anpec Electronics Coropration APA2012_18 Datasheet HTML 7Page - Anpec Electronics Coropration APA2012_18 Datasheet HTML 8Page - Anpec Electronics Coropration APA2012_18 Datasheet HTML 9Page - Anpec Electronics Coropration APA2012_18 Datasheet HTML 10Page - Anpec Electronics Coropration APA2012_18 Datasheet HTML 11Page - Anpec Electronics Coropration APA2012_18 Datasheet HTML 12Page - Anpec Electronics Coropration APA2012_18 Datasheet HTML 13Page - Anpec Electronics Coropration Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 19 page
background image
Copyright
© ANPEC Electronics Corp.
Rev. A.7 - Mar., 2018
www.anpec.com.tw
9
APA2012
Typical Application Circuit
Differential input mode (WLCSP-9)
Single-ended input mode (WLCSP-9)
APA2012
PVDD
(B2)
4
VDD
VDD
(B1)
VON
(A3)
VOP
(C3)
PGND
(B3)
GND
(A2)
INN
(C1)
INP
(A1)
SD
(C2)
150K
Ω
150K
Ω
0.1
µF
0.1
µF
1
µF
10
µF
Negative
input signal
Positive
input signal
Shutdown
signal
APA2012
PVDD
(B2)
4
VDD
VDD
(B1)
VON
(A3)
VOP
(C3)
PGND
(B3)
GND
(A2)
INN
(C1)
INP
(A1)
SD
(C2)
150K
Ω
150K
Ω
0.1
µF
0.1
µF
1
µF
10
µF
Singal-ended
signal
Shutdown
signal



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com