công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AFV121KGS bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện AFV121KGS
Giải thích chi tiết về linh kiện  RF Power LDMOS Transistors
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

AFV121KGS bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button AFV121KGS Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors AFV121KGS Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors AFV121KGS Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors AFV121KGS Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors AFV121KGS Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors AFV121KGS Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors AFV121KGS Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors AFV121KGS Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors AFV121KGS Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
AFV121KH AFV121KHS AFV121KGS
9
RF Device Data
Freescale Semiconductor, Inc.
1030 MHz NARROWBAND PRODUCTION TEST FIXTURE — 4 5 (10.16 cm  12.70 cm)
Table 10. 1030 MHz Narrowband Performance (1) VDD =50 Vdc, IDQ(A+B) = 100 mA, Pout = 1000 W Peak (100 W Avg.)
f = 1030 MHz, 128 sec Pulse Width, 10% Duty Cycle
Characteristic
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Power Gain
Gps
18.5
19.6
22.0
dB
Drain Efficiency
D
55.5
59.7
—
%
Input Return Loss
IRL
—
–15
–9
dB
1. Measurements made with device in straight lead configuration before any lead forming operation is applied. Lead forming is used for gull wing
(GN) parts.
Table 11. Load Mismatch/Ruggedness (In Freescale Narrowband Production Test Fixture, 50 ohm system) IDQ(A+B) =100 mA
Frequency
(MHz)
Signal Type
VSWR
Pin
(W)
Test Voltage, VDD
Result
1030
Pulse
(128 sec,
10% Duty Cycle)
> 20:1 at all
Phase Angles
20.2 Peak
(3 dB Overdrive)
50
No Device
Degradation



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com