| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HT23B60 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT23B60 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
13 / 50 page ![]() HT23B60 Rev. 1.10 13 March 1, 2004 An example of an LCD driving waveform is shown below: 1/11 duty, 1/5 bias 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 2 4 H z C O M 0 V D D 4 / 5 V D D 3 / 5 V D D 2 / 5 V D D 1 / 5 V D D G N D C O M 1 S E G 0 4 6 . 5 4 H z 9 1 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 3 V D D 4 / 5 V D D 3 / 5 V D D 2 / 5 V D D 1 / 5 V D D G N D V D D 4 / 5 V D D 3 / 5 V D D 2 / 5 V D D 1 / 5 V D D G N D 1/10 duty, 1/5 bias 1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 2 4 H z C O M 0 V D D 4 / 5 V D D 3 / 5 V D D 2 / 5 V D D 1 / 5 V D D G N D C O M 1 S E G 0 5 1 . 2 H z 9 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 2 3 V D D 4 / 5 V D D 3 / 5 V D D 2 / 5 V D D 1 / 5 V D D G N D V D D 4 / 5 V D D 3 / 5 V D D 2 / 5 V D D 1 / 5 V D D G N D |