công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L1131AG-15-AE5-R bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện L1131AG-15-AE5-R
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW NOISE 150mA LDO REGULATOR
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

L1131AG-15-AE5-R bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Unisonic Technologies

  L1131AG-15-AE5-R Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies L1131AG-15-AE5-R Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies L1131AG-15-AE5-R Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies L1131AG-15-AE5-R Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies L1131AG-15-AE5-R Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
L1131A
Preliminary
CMOS IC
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
3 of 5
www.unisonic.com.tw
QW-R502-A41.e
ABSOLUTE MAXIMUM RATING
PARAMETER
SYMBOL
RATINGS
UNIT
Input Voltage
VIN
6.5
V
Input Voltage (CE Pin)
VCE
6.5
V
Output Voltage
VOUT
-0.3~VIN+0.3
V
Output Current
IOUT
160
mA
Power Dissipation
PD
360
mW
Operating Temperature Range
TOPT
-40~85
°C
Storage Temperature Range
TSTG
-55~125
°C
Note: Absolute maximum ratings are those values beyond which the device could be permanently damaged.
Absolute maximum ratings are stress ratings only and functional device operation is not implied.
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
VOUT≤3.0V
×0.985
×1.015
Output Voltage
VOUT
VIN = Set VOUT+1V,
1mA ≤ IOUT ≤30mA
VOUT>3.0V
×0.980
×1.020
V
Output Current
IOUT
VIN-VOUT=1.0V
150
mA
VIN=Set VOUT+1V, 1mA≤IOUT≤150mA,
1.2V≤VOUT<2.0V,
28
55
mV
2.0V≤VOUT<3.0V
33
66
mV
Load Regulation
∆VOUT/∆IOUT
3.0V≤VOUT
35
80
mV
Dropout Voltage
VDIF
refer to the ELECTRICAL CHARACTERISTICS by OUTPUT
VOLTAGE
Supply Current
ISS
VIN=Set VOUT+1V, IOUT=0mA
4.3
18
μA
Supply Current (Standby)
Istandby VIN=Set VOUT+1V, VCE =VDD
0.1
1.0
μA
Line Regulation
∆VOUT/∆VIN
Set VOUT+0.5V≤VIN≤6.0V,
IOUT=30mA
0.02
0.10
%/V
f=1kHz
50
dB
Ripple Rejection
RR
f=10kHz, Ripple 0.2Vp-p,
VIN-VOUT=1.0V, IOUT=30mA
45
dB
Input Voltage
VIN
1.8
6.0
V
Output Voltage
Temperature Coefficient
∆VOUT/∆T
IOUT=30mA
-40°C≤TOPT≤85°C
±100
ppm/°C
Short Current Limit
ILIM
VOUT=0V
60
mA
CE Pull-Down Resistance
IPD
0.5
µA
CE Input Voltage “H”
VCEH
1.5
6.0
V
CE Input Voltage “L”
VCEL
0.0
0.3
V
Output Noise
en
BW=10Hz~100kHz
30
µVrms
On Resistance of Nch Tr. for
auto-discharge (Only for D version)
RLOW
VCE=0V
70
Ω
ELECTRICAL CHARACTERISTICS BY OUTPUT VOLTAGE
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
VOUT=1.2V
0.65
V
1.5V<VOUT≤1.6V
0.48
V
1.6V<VOUT≤1.7V
0.41
V
1.7V<VOUT≤2.0V
0.35
V
2.0V<VOUT≤2.7V
0.21
V
Dropout Voltage
VDIF
IOUT=150mA
2.7V<VOUT≤5.0V
0.18
V



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com