công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AFT09S200W02N bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện AFT09S200W02N
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel Enhancement-Mode Lateral MOSFET
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

AFT09S200W02N bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - NXP Semiconductors

Back Button AFT09S200W02N Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors AFT09S200W02N Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors AFT09S200W02N Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors AFT09S200W02N Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors AFT09S200W02N Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors AFT09S200W02N Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors AFT09S200W02N Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors AFT09S200W02N Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors AFT09S200W02N Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 19 page
background image
AFT09S200W02NR3 AFT09S200W02GNR3
11
RF Device Data
Freescale Semiconductor, Inc.
ALTERNATIVE CHARACTERIZATION—716–728 MHz
710
ACPR
f, FREQUENCY (MHz)
Figure 19. Single--Carrier Output Peak--to--Average Ratio Compression
(PARC) Broadband Performance @ Pout = 56 Watts Avg.
--20
--0
--5
--10
--15
8
28
26
24
--42
50
40
30
20
--22
--26
--30
--34
D
22
20
18
16
14
12
10
725
740
755
770
785
800
815
830
10
--38
--25
PARC
VDD =28 Vdc,Pout =56 W (Avg.)
IDQ = 1400 mA, Single--Carrier W--CDMA
IRL
--6
--2
--3
--4
--5
--7
Gps
3.84 MHz Channel Bandwidth
Input Signal PAR = 9.9 dB @ 0.01%
Probability on CCDF
1
Gps
ACPR
Pout, OUTPUT POWER (WATTS) AVG.
Figure 20. Single--Carrier W--CDMA Power Gain, Drain
Efficiency and ACPR versus Output Power
--10
--20
19
25
0
60
50
40
30
20
D
24
23
10
100
200
10
--60
22
21
20
0
--30
--40
--50
Figure 21. Broadband Frequency Response
4
28
f, FREQUENCY (MHz)
VDD =28 Vdc
Pin =0 dBm
IDQ = 1400 mA
20
16
12
24
8
550
600
650
700
750
800
850
900
950
--25
35
25
15
5
--5
--15
Gain
IRL
722 MHz
728 MHz
716 MHz
716 MHz
722 MHz
728 MHz
716 MHz
728 MHz
722 MHz
VDD =28 Vdc,IDQ = 1400 mA
Single--Carrier W--CDMA, 3.84 MHz
Channel Bandwidth, Input Signal
PAR = 9.9 dB @ 0.01%
Probability on CCDF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com