công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AFT05MS004N bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện AFT05MS004N
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Ruggedness N-Channel Enhancement-Mode Lateral MOSFET
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

AFT05MS004N bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - NXP Semiconductors

Back Button AFT05MS004N Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors AFT05MS004N Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors AFT05MS004N Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors AFT05MS004N Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors AFT05MS004N Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors AFT05MS004N Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors AFT05MS004N Datasheet HTML 18Page - NXP Semiconductors AFT05MS004N Datasheet HTML 19Page - NXP Semiconductors AFT05MS004N Datasheet HTML 20Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 23 page
background image
16
RF Device Data
Freescale Semiconductor, Inc.
AFT05MS004NT1
TYPICAL CHARACTERISTICS — 350–520 MHz UHF BROADBAND
REFERENCE CIRCUIT
340
Gps
f, FREQUENCY (MHz)
Figure 17. Power Gain, Drain Efficiency and Output Power versus
Frequency at a Constant at a Constant Pin
12
20
3
80
70
60
50
6
5
4
D
19
17
13
400
420
520
40
VDD =7.5 Vdc
Pin =0.12 W
IDQ =50 mA
Pout
18
16
15
14
440
380
540
360
460 480 500
11
7
0
0
VGS, GATE--SOURCE VOLTAGE (VOLTS)
Figure 18. Output Power versus Gate--Source Voltage
6
0.5
1
1.5
2
5
1
4
2
f = 435 MHz
VDD =7.5 Vdc, Pin =0.12 W
0
0
Detail A
1
1.5
f = 435 MHz
Detail A
VDD =7.5 Vdc
Pin =0.06 W
VGS, GATE--SOURCE VOLTAGE (VOLTS)
3
VDD =7.5 Vdc, Pin =0.06 W
0.2
VDD =7.5 Vdc
Pin =0.12 W
2
0.5
0.4
0.6
1.0
0.8
3
2.5
Figure 19. Power Gain, Drain Efficiency and Output
Power versus Input Power and Frequency
Pin, INPUT POWER (WATTS)
12
15
14
0.01
0.3
Gps
6
0
3
22
21
20
23
40
70
80
0.1
Pout
VDD =7.5 Vdc
IDQ =50 mA
13
520 MHz
520 MHz
D
435 MHz
520 MHz
24
25
11
10
60
50
30
4
2
16
17
18
19
435 MHz
1
5
7
20
10
435 MHz
350 MHz
350 MHz
350 MHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com