công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TFA9841J bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TFA9841J
Giải thích chi tiết về linh kiện  1-channel audio amplifier
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

TFA9841J bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  TFA9841J Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors TFA9841J Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors TFA9841J Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors TFA9841J Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors TFA9841J Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors TFA9841J Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TFA9841J Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TFA9841J Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TFA9841J Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 17 page
background image
Philips Semiconductors
TFA9841J
1-channel audio amplifier (1 x SE)
Preliminary data
Rev. 01 — 06 February 2004
3 of 17
9397 750 12014
© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2004. All rights reserved.
7.
Pinning information
7.1 Pinning
7.2 Pin description
8.
Functional description
8.1 Input configuration
The input cut-off frequency is:
(1)
SE application: Ri =60kΩ and Ci = 220 nF:
(2)
Fig 2.
Pin configuration.
TFA9841J
MDB796
IN1
−
OUT1
−
CIV
n.c.
GND
SVR
MODE
n.c.
VCC
2
1
3
4
5
6
7
8
9
Table 3:
Pin description
Symbol
Pin
Description
IN1
−
1
input 1
OUT1
−
2
inverted loudspeaker terminal 1
CIV
3
common input voltage decoupling
n.c.
4
not connected
GND
5
ground
SVR
6
half supply voltage decoupling (ripple rejection)
MODE
7
mode selection input (standby, mute and operating)
n.c.
8
not connected
VCC
9
supply voltage
TAB
-
back side tab or heats spreader has to be connected to ground
f
i cut
off
–
()
1
2
π R
i
C
i
×
()
-----------------------------
=
f
i cut
off
–
()
1
2
π 60 10
3
×
220
×
10
9
–
×
()
-----------------------------------------------------------------
12 Hz
==



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com