| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST2100C30R2L bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - International Rectifier |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST2100C30R2L bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - International Rectifier |
|
1 / 6 page ![]() 2090A PHASE CONTROL THYRISTORS Hockey Puk Version ST2100C..R SERIES 1 Bulletin I25198 rev. B 02/00 www.irf.com Features Double side cooling High surge capability High mean current Fatigue free Typical Applications DC motor controls Controlled DC power supplies AC controllers I T(AV) 1770 A @ T C 80 °C I T(AV) 2090 A @ T hs 55 °C I T(RMS) 3850 A @ T hs 25 °C I TSM @ 50Hz 36250 A @ 60Hz 38000 A I2t@ 50Hz 6570 KA2s @ 60Hz 5990 KA2s V DRM /V RRM 3000 to 4200 V t q typical 500 µs T J max. 125 °C Parameters ST2100C..R Units Major Ratings and Characteristics (R-PUK) |
Số phần tương tự - ST2100C30R2L |
|
Mô tả tương tự - ST2100C30R2L |