công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BHN-13 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện BHN-13
Giải thích chi tiết về linh kiện  Nut, hexagonal, 13 mm
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

BHN-13 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  BHN-13 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT BHN-13 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1209994
08/01/2016   Page 1 / 2
Screw insert - BHN 13 - 1209994
Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's
documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(http://phoenixcontact.com/download)
Nut, hexagonal, 13 mm
Key Commercial Data
Packing unit
1 STK
Custom tariff number
82042000
Country of origin
Germany
Technical data
Product type
Screwdriver tools
Isolation
No
Drive
Hexagonal socket
Classifications
eCl@ss
eCl@ss 4.0
21043074
eCl@ss 4.1
21043074
eCl@ss 5.0
21040290
eCl@ss 5.1
21040290
eCl@ss 6.0
21040290
eCl@ss 7.0
21040290
eCl@ss 8.0
21045003
eCl@ss 9.0
21045003
ETIM
ETIM 3.0
EC000149
ETIM 4.0
EC000149
ETIM 5.0
EC000149


Số phần tương tự - BHN-13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
BHN-10 PHOENIX-BHN-10 Datasheet
41Kb / 2P
Socket wrench insert, magnetic, hexagonal, 10 mm wrench size, 1/4" drive, suitable for holders according to DIN 3126-F 6,3/ISO 1173
More results

Mô tả tương tự - BHN-13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
BHN-5 PHOENIX-BHN-5 Datasheet
42Kb / 2P
Nut, hexagonal, 5.5 mm
BHN-8 PHOENIX-BHN-8 Datasheet
41Kb / 2P
Nut, hexagonal, 8 mm
logo
FIBOX Enclosing innovat...
7016408 FIBOX-7016408 Datasheet
46Kb / 1P
Hexagonal lock nut
16.08.2023
7016409 FIBOX-7016409 Datasheet
46Kb / 1P
Hexagonal lock nut
16.08.2023
7016410 FIBOX-7016410 Datasheet
46Kb / 1P
Hexagonal lock nut
16.08.2023
7016411 FIBOX-7016411 Datasheet
47Kb / 1P
Hexagonal lock nut
16.08.2023
7016412 FIBOX-7016412 Datasheet
47Kb / 1P
Hexagonal lock nut
16.08.2023
7016413 FIBOX-7016413 Datasheet
46Kb / 1P
Hexagonal lock nut
16.08.2023
7016414 FIBOX-7016414 Datasheet
46Kb / 1P
Hexagonal lock nut
16.08.2023
7016415 FIBOX-7016415 Datasheet
47Kb / 1P
Hexagonal lock nut
16.08.2023
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com