công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

54HC244 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện 54HC244
Giải thích chi tiết về linh kiện  RAD-HARD OCTAL BUS BUFFER WITH 3 STATE OUTPUTS (NON INVERTED)
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

54HC244 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button 54HC244 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics 54HC244 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics 54HC244 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics 54HC244 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics 54HC244 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics 54HC244 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics 54HC244 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics 54HC244 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics 54HC244 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
M54HC244
8/10
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
2.1
2.71
0.083
0.107
a1
3.00
3.70
0.118
0.146
a2
0.63
0.88
1.14
0.025
0.035
0.045
B
1.93
2.03
2.23
0.076
0.080
0.088
b
0.40
0.45
0.50
0.016
0.018
0.020
b1
0.20
0.254
0.30
0.008
0.010
0.012
D
25.14
25.40
25.65
0.990
1.000
1.010
e
7.36
7.62
7.87
0.290
0.300
0.310
e1
2.54
0.100
e2
22.73
22.86
22.99
0.895
0.900
0.905
e3
7.62
7.87
8.12
0.300
0.310
0.320
F
7.29
7.49
7.70
0.287
0.295
0.303
I
3.86
0.152
K
11.30
11.56
0.445
0.455
L
1.14
1.27
1.40
0.045
0.050
0.055
DILC-20 MECHANICAL DATA
0016178J



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10