công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AOZ8903 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Alpha & Omega Semiconductors

tên linh kiện AOZ8903
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-Low Capacitance TVS Diode Array
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
Trang chủ  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors

AOZ8903 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Alpha & Omega Semiconductors

  AOZ8903 Datasheet HTML 1Page - Alpha & Omega Semiconductors AOZ8903 Datasheet HTML 2Page - Alpha & Omega Semiconductors AOZ8903 Datasheet HTML 3Page - Alpha & Omega Semiconductors AOZ8903 Datasheet HTML 4Page - Alpha & Omega Semiconductors AOZ8903 Datasheet HTML 5Page - Alpha & Omega Semiconductors AOZ8903 Datasheet HTML 6Page - Alpha & Omega Semiconductors AOZ8903 Datasheet HTML 7Page - Alpha & Omega Semiconductors AOZ8903 Datasheet HTML 8Page - Alpha & Omega Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
AOZ8903
Rev. 1.0 December 2014
www.aosmd.com
Page 6 of 8
Package Dimensions, SOT23-6L
E1
E
A
A2
A1
e
e1
D
.010mm
0.80
0.95
0.63
2.40
b
L
c
Gauge Plane
Seating Plane
0.25mm
θ1
1.20
Notes:
1. Package body sizes exclude mold flash and gate burrs. Mold flash at the non-lead sides should be less than 5 mils each.
2. Dimension “L” is measured in gauge plane.
3. Tolerance ±0.100 mm (4 mil) unless otherwise specified.
4. Followed from JEDEC MO-178C & MO-193C.
5. Controlling dimension is millimeter. Converted inch dimensions are not necessarily exact.
Symbols
A
A1
A2
b
c
D
E
E1
e
e1
L
θ1
Dimensions in millimeters
Min.
0.90
0.00
0.70
0.30
0.08
2.70
2.50
1.50
0.30
Nom.
1.10
0.40
0.13
2.90
2.80
1.60
0.95 BSC
1.90 BSC
Max.
1.25
0.15
1.20
0.50
0.20
3.10
3.10
1.70
0.60
Symbols
A
A1
A2
b
c
D
E
E1
e
e1
L
θ1
Min.
0.035
0.00
0.028
0.012
0.003
0.106
0.098
0.059
0.012
Nom.
0.043
0.016
0.005
0.114
0.110
0.063
0.037 BSC
0.075 BSC
Max.
0.049
0.006
0.047
0.020
0.008
0.122
0.122
0.067
0.024
Dimensions in inches
UNIT: mm
RECOMMENDED LAND PATTERN



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com