công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B231007 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - E-SWITCH

tên linh kiện B231007
Giải thích chi tiết về linh kiện  ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  E-SWITCH [E-SWITCH]
Trang chủ  http://www.e-switch.com
Logo E-SWITCH - E-SWITCH

B231007 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - E-SWITCH

  B231007 Datasheet HTML 1Page - E-SWITCH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
TITLE
SCALE
DATE
DR
DWG
REV
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY
TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED
SHEET
OF
REV
PCR NO
DESCRIPTION
DATE
BY
LP11OA1TBSYY
2=1
12/22/2008
B231007
C
BLR
1
1
70
mA
FORWARD VOLTAGE @20mA
FORWARD CURRENT
2.05-2.4
UNITS
20
YELLOW
70
2.05-2.4
YELLOW
20
MCD
LED SPECS
LUMINOUS INTENSITY @ 10mA
V
L2
(YELLOW)
L1
(YELLOW)
LC
NOTES:
1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE: X.X=`0.4
X.XX=`0.25
3. TERM. NOS. FOR REFERENCE ONLY.
4. RATING: 12VDC, 100mA
5. CONTACT MATERIAL: GOLD PLATED
6. CONTACT RESISTANCE: 200 MILLI-OHM MAX.
7. INSULATION RESISTANCE: 500VDC, 100 MEGA-OHM MIN.
8. OPERATING FORCE: 250`100GF
9. MECHANCIAL LIFE: 1,000,000 CYCLES
10. OPERATING TEMP: -20~C TO +70~C
11. LED COLORS: YELLOW - YELLOW
12. TRAVEL: 4.50mm±0.20
13. 2002/95/EC (ROHS) COMPLIANT
14.
DENOTES CRITICAL PARAMETER.
15. SWITCH HAS TACTILE FEEDBACK WHEN ACTUATED.
LED SCHEMATIC
15.00
[.591 in]
15.00
[.591 in]
12.70
[.500 in]
15.00
[.591 in]
o
12.70
[.500 in]
11.50
[.453 in]
3.60
[.142 in]
6.00
[.236 in]
A
18361
RELEASE FOR PRODUCTION
12/22/08
BLR
CIRCUIT: SPST
1
2
1
2
1
2
L1
L2
LC
L1
L2
LC
12.70
[.500 in]
6.35
[.250 in]
2.54
[.100 in]
5.08
[.200 in]
7.62
[.300 in]
4.50
[.177 in]
6.35
[.250 in]
4.50
[.177 in]
n1.30
[.051 in]
n.70
[.028 in]
n.80
[.031 in]
12.70
[.500 in]
PCB LAYOUT
L1
L2
1
2
3.00
[.118 in]
2.60
[.102 in]
B
19357
UPDATE HOUSING, COVER, PLUNGER
11/08/10
BMA
7.00
[.276 in]
23.00
[.906 in]
C
C
21454
CHANGE CONTACT MATERIAL TO GOLD
5/13/14
EBP


Số phần tương tự - B231007

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
B231001 E-SWITCH-B231001 Datasheet
147Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B231002 E-SWITCH-B231002 Datasheet
173Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B231003 E-SWITCH-B231003 Datasheet
162Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B231004 E-SWITCH-B231004 Datasheet
175Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B231005 E-SWITCH-B231005 Datasheet
157Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results

Mô tả tương tự - B231007

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
T700103 E-SWITCH-T700103 Datasheet
30Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM[INCH]
T700203 E-SWITCH-T700203 Datasheet
35Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
T700400 E-SWITCH-T700400 Datasheet
31Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
T800300 E-SWITCH-T800300 Datasheet
66Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM[INCH]
T800501 E-SWITCH-T800501 Datasheet
41Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM[INCH]
T811002 E-SWITCH-T811002 Datasheet
76Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM[INCH]
XR0106P E-SWITCH-XR0106P Datasheet
35Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM[INCH]
XR0108P E-SWITCH-XR0108P Datasheet
33Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM[INCH]
B401000 E-SWITCH-B401000 Datasheet
154Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B401006 E-SWITCH-B401006 Datasheet
203Kb / 1P
ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com