| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STEVAL-LLL005V1 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STEVAL-LLL005V1 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 6 page ![]() Figure 4. Microcontroller section C C1122 VDD STP_LE S ST TM M3322F F003300C C88T T66 STP_SDO STP_SDI 110000nnF F P PB B11 42 PB11 PA12 12 PA3 13 PB2 SWDIO PB1 PB0 C C1133 20 PB10 21 11 PA2 17 33 C C1100 110000nnF F 38 PA14 37 STP_OE 110000nnF F BLE_SPI_IRQ PB2 18 PB1 19 C C1111 29 PB15 PB7 43 41 25 PA11 32 PA8 40 45 C C99 PB4 S SW W11 C C2211 110000nnF F PB12 S SW W22 SWCLK PA0 BLE_SPI_MISO BLE_SPI_MOSI 31 PA9 30 10 PA1 P PB B22 26 BLE_SPI_RESET BLE_SPI_CS PB3 39 BLE_SPI_CLK PB1 PB6 15 PA6 PB2 27 PB13 PA4 PA10 PA15 PB8 110000nnF F 22 CC2 VSENSE 16 PA7 110000nnF F 14 PA5 28 PB14 STP_CLK PB9 46 CC1 BLE_GPIO_2 PB5 PA13 34 Figure 5. Input power selection, board extension and programming connector section 4V5 10 VCC_USB Male Connector 1 2 3 4 5 6 7 8 STP_OE 1 3 5 7 9 STP_SDI SWCLK VDD STP_CLK VDD 2 4 6 8 HEADER 5X2 Programming Connector Input Selection Jumper STP_LE CON3 1 2 3 nRST J5 SWDIO VCC VCC_Jack STP_SDO CON8 JJ33 J4 STEVAL-LLL005V1 Schematic diagrams DB3478 - Rev 1 page 3/6 |