công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SDT5100LP5 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Diodes Incorporated

tên linh kiện SDT5100LP5
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRENCH SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated

SDT5100LP5 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Diodes Incorporated

  SDT5100LP5 Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated SDT5100LP5 Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated SDT5100LP5 Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated SDT5100LP5 Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated SDT5100LP5 Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
SDT5100LP5
Document number: DS39446 Rev. 2 - 2
4 of 5
www.diodes.com
January 2017
© Diodes Incorporated
SDT5100LP5
Package Outline Dimensions
Please see http://www.diodes.com/package-outlines.html for the latest version.
PowerDI5
Suggested Pad Layout
Please see http://www.diodes.com/package-outlines.html for the latest version.
PowerDI5
Dimensions
Value (in mm)
C
1.840
G
0.852
X
1.390
X1
3.360
Y
1.400
Y1
4.860
PowerDI5
Dim
Min
Max
Typ
A
1.05
1.15
1.10
A1
0.00
0.05
--
A2
0.33
0.43
0.381
b1
0.80
0.99
0.89
b2
1.70
1.88
1.78
D
3.90
4.05
3.966
D2
--
--
3.054
E
6.40
6.60
6.504
e
--
--
1.84
E1
5.30
5.45
5.37
E2
--
--
3.549
L
0.75
0.95
0.85
L1
0.50
0.65
0.57
W
1.10
1.41
1.255
All Dimensions in mm
E
E/2
E1
E1/2
D
A
A1
L1
W
A2
2X b1
b2
L
D2
E2
L
L1
e
X
Y
C
X1
Y1
G



Html Pages

1 2 3 4 5