công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IMXRT1050CEC bảng dữ liệu(PDF) 72 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện IMXRT1050CEC
Giải thích chi tiết về linh kiện  i.MX RT1050 Crossover Processors for Consumer
PDF  93 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

IMXRT1050CEC bảng dữ liệu(HTML) 72 Page - NXP Semiconductors

Back Button IMXRT1050CEC Datasheet HTML 68Page - NXP Semiconductors IMXRT1050CEC Datasheet HTML 69Page - NXP Semiconductors IMXRT1050CEC Datasheet HTML 70Page - NXP Semiconductors IMXRT1050CEC Datasheet HTML 71Page - NXP Semiconductors IMXRT1050CEC Datasheet HTML 72Page - NXP Semiconductors IMXRT1050CEC Datasheet HTML 73Page - NXP Semiconductors IMXRT1050CEC Datasheet HTML 74Page - NXP Semiconductors IMXRT1050CEC Datasheet HTML 75Page - NXP Semiconductors IMXRT1050CEC Datasheet HTML 76Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 72 / 93 page
background image
i.MX RT1050 Crossover Processors for Consumer Products, Rev. 1, 03/2018
72
NXP Semiconductors
Electrical characteristics
Figure 46 shows RMII mode timings. Table 66 describes the timing parameters (M16–M21) shown in the
figure.
Figure 46. RMII mode signal timing diagram
4.9.5
Flexible Controller Area Network (FLEXCAN) AC electrical
specifications
Please refer to Section 4.3.2.1, “General purpose I/O AC parameters.
4.9.6
LPUART electrical specifications
Please refer to Section 4.3.2.1, “General purpose I/O AC parameters.
Table 66. RMII signal timing
ID
Characteristic
Min.
Max.
Unit
M16
ENET_CLK pulse width high
35%
65%
ENET_CLK period
M17
ENET_CLK pulse width low
35%
65%
ENET_CLK period
M18
ENET_CLK to ENET0_TXD[1:0], ENET_TX_DATA invalid
4
—
ns
M19
ENET_CLK to ENET0_TXD[1:0], ENET_TX_DATA valid
—
13
ns
M20
ENET_RX_DATAD[1:0], ENET_RX_EN(ENET_RX_EN), ENET_RX_ER
to ENET_CLK setup
2—
ns
M21
ENET_CLK to ENET_RX_DATAD[1:0], ENET_RX_EN, ENET_RX_ER
hold
2—
ns
ENET_CLK (input)
ENET_TX_EN
M16
M17
M18
M19
M20
M21
ENET_RX_DATA[1:0]
ENET_TX_DATA (output)
ENET_RX_ER
ENET_RX_EN (input)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com