công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCSO1H bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Golledge Electronics Ltd

tên linh kiện MCSO1H
Giải thích chi tiết về linh kiện  5.0V supply voltage
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GOLLEDGE [Golledge Electronics Ltd]
Trang chủ  http://www.golledge.com
Logo GOLLEDGE - Golledge Electronics Ltd

MCSO1H bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Golledge Electronics Ltd

  MCSO1H Datasheet HTML 1Page - Golledge Electronics Ltd MCSO1H Datasheet HTML 2Page - Golledge Electronics Ltd MCSO1H Datasheet HTML 3Page - Golledge Electronics Ltd MCSO1H Datasheet HTML 4Page - Golledge Electronics Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
MCSO1H 3/4
v1.0
A:330 B:16 C:8.5 D:4.4 E:8 F:2 G:80 H:21
Human Body Model (HBM) 1A (250V to <500V)
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1 (or not applicable)
Ceramic base with kovar lid
Lead-free (< 0.1% by weight )
RoHS 2 compliant with no exemptions.
See our
declaration
REACH compliant.
See our statement
Free of conflict minerals.
See our declaration
Free of Halogens.
See our declaration
Free of Ozone-depleting substances.
See our
declaration
TAPE & REEL SPECIFICATION
HANDLING & STORAGE
CONSTRUCTION
MATERIAL COMPOSITION



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com