công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

X5083 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện X5083
Giải thích chi tiết về linh kiện  CPU Supervisor with 8Kbit SPI EEPROM
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

X5083 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Renesas Technology Corp

  X5083 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp X5083 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp X5083 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp X5083 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp X5083 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp X5083 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp X5083 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp X5083 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp X5083 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 21 page
background image
X5083
FN8127 Rev 4.00
Page 5 of 21
November 12, 2015
01 2 3 4 5 67
SCK
SI
CS
06h
01 2 3 4 5 67 8 9 10
20 21 22 23
16 Bits
0003h
02h
WP
VP = 15-18V
00h
WREN
Write
Address
Data
FIGURE 2. RESET VTRIP LEVEL SEQUENCE (VCC > 3V. WP = 15-18V)
1
2
3
4
8
7
6
5
X5083
VTRIP
Adj.
VP
RESET
4.7K
SI
SO
CS
SCK
µC
Adjust
Run
FIGURE 3. SAMPLE VTRIP RESET CIRCUIT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com