công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AOD9T40P bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Alpha & Omega Semiconductors

tên linh kiện AOD9T40P
Giải thích chi tiết về linh kiện  400V,6.6A N-Channel MOSFET
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
Trang chủ  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors

AOD9T40P bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Alpha & Omega Semiconductors

  AOD9T40P Datasheet HTML 1Page - Alpha & Omega Semiconductors AOD9T40P Datasheet HTML 2Page - Alpha & Omega Semiconductors AOD9T40P Datasheet HTML 3Page - Alpha & Omega Semiconductors AOD9T40P Datasheet HTML 4Page - Alpha & Omega Semiconductors AOD9T40P Datasheet HTML 5Page - Alpha & Omega Semiconductors AOD9T40P Datasheet HTML 6Page - Alpha & Omega Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
TYPICAL ELECTRICAL AND THERMAL CHARACTERISTICS
0
3
6
9
12
15
0
3
6
9
12
15
Q
g (nC)
Figure 7: Gate-Charge Characteristics
0.1
1
10
100
1000
10000
0.1
1
10
100
1000
V
DS (Volts)
Figure 8: Capacitance Characteristics
C
iss
C
oss
C
rss
V
DS=320V
I
D=6.6A
0.01
0.1
1
10
100
1
10
100
1000
V
DS(Volts)
Figure 10: Maximum Forward Biased Safe Operating
Area (Note F)
10
µs
10ms
1ms
DC
R
DS(ON)
limited
T
J(Max)=150°C
T
C=25°C
100
µs
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
0
100
200
300
400
500
V
DS (Volts)
Figure 9: Coss stored Energy
E
oss
0
2
4
6
8
10
0
25
50
75
100
125
150
T
CASE (°C)
Figure 12: Current De-rating (Note F)
Area (Note F)
0
20
40
60
80
100
0
25
50
75
100
125
150
T
CASE (°C)
Figure 11: Power De-rating (Note B)
Rev.1.0: Auguest 2014
www.aosmd.com
Page 4 of 6



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com