công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL54406 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ISL54406
Giải thích chi tiết về linh kiện  Stereo Click and Pop Eliminator with Audio Muting
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ISL54406 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Renesas Technology Corp

  ISL54406 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp ISL54406 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp ISL54406 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp ISL54406 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp ISL54406 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp ISL54406 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp ISL54406 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp ISL54406 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ISL54406 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
ISL54406
FN6578 Rev 1.00
Page 2 of 16
July 14, 2010
Pin Configurations (Note 1)
ISL54406
(
10 Ld 3x3 TDFN)
TOP VIEW
ISL54406
(
10 Ld 1.8x1.4 µTQFN)
TOP VIEW
NOTE:
1. ISL54406 Switches Shown for SEL1 = Logic “1” and SEL2 = Logic “1”.
1
3
4
N.C.
LOUT
LIN
SEL2
SEL1
2
10
5
N.C.
ROUT
RIN
GND
VDD
9
7
6
8
LOGIC
CONTROL
CLICK
AND
POP
RSHUNT
LSHUNT
PD
9
10
6
7
8
4
3
5
2
1
VDD
SEL2
LOUT
ROUT
N.C.
LIN
N.C.
RIN
GND
SEL1
LOGIC
CONTROL
CLICK
AND
POP
LSHUNT
RSHUNT
Truth Table
ISL54406
SEL2
SEL1
LIN/
RIN
LSHUNT/
RSHUNT
CLICK
AND POP
MODE
00
OFF
OFF
Inactive
Shutdow
n
0
1
OFF
ON
Active
Click and
Pop
10
OFF
ON
Inactive
Mute
1
1
ON
OFF
Inactive
Audio
SEL1 and SEL2: Logic “0” when  0.5V, Logic “1” when 
1.4V
Pin Descriptions
ISL54406
TDFN
µTQFN
NAME
FUNCTION
110
VDD
Power Supply
2
1
SEL2
Logic Control 2
3
2
LOUT
Audio Left Output
4
3
ROUT
Audio Right Output
5
4
GND
IC Ground Connection
6
5
RIN
Audio Right Input
7
6
LIN
Audio Left Input
8, 9
7, 8
N.C.
No Connection
10
9
SEL1
Logic Control 1
PD
-
PD
Thermal Pad. Tie to
Ground or Float



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com