| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
HD64F2142R bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HD64F2142R bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Renesas Technology Corp |
|
9 / 1140 page ![]() 章 節/項 タイトル ページ 変更内容(詳細はマニュアル参照) 5. 割込みコントローラ 5.1.1 特長 121 ICR により、優先順位を設定可能部分の説明 修正 5.1.2 ブロック図 122 図 5.1 割込みコントローラのブロック図で 内部割込み要因修正 5.1.4 レジスタ構成 123 表 5.2 割込みコントローラのレジスタ構成 *3 修正 5.2.2 インタラプトコントロール レジスタ A∼C(ICRA∼ICRC) 125 説明修正 5.2.5 IRQ ステータスレジスタ(ISR) 128 ビット 7∼0 の注追加 5.2.6 キーボードマトリクス割込み レジスタ(KMIMR) 130 説明修正と注修正 5.2.7 キーボードマトリクス割込み マスクレジスタ(KMIMRA) 131 ビット 7∼0 の説明修正 5.3.1 外部割込み 135 (2)IRQ7∼IRQ0 割込み 説明追加「IRQ6 端子を……0 にクリアしてください」 5.3.2 内部割込み 136 説明修正 PC ブレークをアドレスブレーク に修正 5.3.3 割込み例外処理ベクタテーブル 137 表 5.4 割込み要因とベクタアドレスおよび 割込み優先順位一覧(1)PC ブレークをアド レスブレーク(PC ブレーク)に修正 5.5.1 割込み制御モードと割込み動作 142 説明修正 143 表 5.6 割込み制御モードと選択される割込 み 修正 5.5.2 割込み制御モード 0 145 (3)説明修正 5.5.3 割込み制御モード 1 147 説明修正と図 5.9 割込み制御モード 1 の状態 遷移例修正 6. バスコントローラ 6.2.2 ウェイトステートコントロール レジスタ(WSCR) 164 ビット 7 説明追加 6.3.4 I/O セレクト信号 168 表 6.4 IOS 信号出力範囲の設定 注追加 7. データトランスファ コントローラ(DTC) 7.3.3 DTC ベクタテーブル 205 表 7.4 割込み要因と DTC ベクタアドレスお よび対応する DTCE 修正 8. I/O ポート 8.1 概要 220 表 8.1 H8S/2148 シリーズポートの機能一覧 ポート 2 の拡張モード 2、3 説明修正 223 表 8.2 H8S/2147N ポートの機能一覧 ポー ト 2 の拡張モード 2、3 説明修正 |