| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AP4202 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Asahi Kasei Microsystems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AP4202 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Asahi Kasei Microsystems |
|
2 / 28 page ![]() [AP4202] 016015406-J-00 2017/01 - 2 - 3. 目 次 1. 概 要 ............................................................................... 1 2. 特 長 ............................................................................... 1 3. 目 次 ............................................................................... 2 4. ブロック図 ........................................................................... 3 ■ ブロック図 .......................................................................... 3 ■ 機能説明 ............................................................................ 3 5. オーダリングガイド ................................................................... 4 6. ピン配置と機能説明 ................................................................... 4 ■ ピン配置 ............................................................................ 4 ■ 機能説明 ............................................................................ 4 7. 絶対最大定格 ......................................................................... 8 8. 推奨動作条件 ......................................................................... 8 9. 電気的特性 ........................................................................... 9 ■ SCIインターフェイス(ACタイミング) ............................................... 10 ■ シリアル-F/F制御(ACタイミング) ....................................................11 10. 動作説明 ............................................................................ 12 10.1. 動作概要 ......................................................................... 12 10.2. SCIインターフェイスコマンド説明 .................................................. 12 10.3. シリアル-F/Fカスケード制御説明.................................................... 20 10.4. LED電流設定(定電流出力) ........................................................ 21 10.5. 入力電圧範囲(VIN) ............................................................. 22 10.6. POR動作説明 ..................................................................... 22 10.7. リセット時の状態説明 ............................................................. 23 10.8. 保護機能説明 ..................................................................... 24 11.外部接続回路例 ...................................................................... 25 12.パッケージ .......................................................................... 26 ■ 外形寸法図 ......................................................................... 26 ■ マーキング ......................................................................... 26 13. 改訂履歴 ............................................................................ 27 重要な注意事項 ......................................................................... 228 |