| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
GPC150 bảng dữ liệu(PDF) 51 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GPC150 bảng dữ liệu(HTML) 51 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
51 / 103 page ![]() grifo® ITALIAN TECHNOLOGY Pagina 44 GPC® 150 Rel. 3.00 ZASM 80 Macro Cross-Assembler in grado di lavorare su un qualsiasi PC in ambiente MS-DOS. E’ in grado di supportare sia il mnemonico dello Z80 che i codici aggiuntivi presenti nello Z180. Il codice generato può essere debuggato sia in simulazione sul PC che direttamente sul target, in modalità remota, utilizzando il comodo tools RSD. Lo ZASM è compatibile con il C Compiler CC-80, di cui assembla il risultato della compilazione. Il programma viene fornito su dischetto MS-DOS e con il relativo manuale tecnico. CC 80 Compilatore C, ANSI/ISO Standard, completo di Floating-Point, in grado di generare codice per le CPU della famiglia Z80 e Z180. Si abbina al Cross-Assembler ZASM-80 ed al Tools di Remote Simbolico Debugger, RSD. Il programma viene fornito su dischetto MS-DOS e con il relativo manuale tecnico. HI TECH 80 Cross Compilatore C professionale della Hi-Tech Software. Questo compilatore è estremamente veloce e genera pochissimo codice. Questo risultato è ottenuto grazie a delle avanzate tecniche di ottimizzazione del codice generato, basato su tecniche di Intelligenza Artificiale che gli consentono di ottenere un codice compatto ed estremamente veloce. Il pacchetto comprende IDE, Compiler, Ottimizzatore del codice, Assembler, Linker, Remote debugger, ecc. Questo tools è Full ANSI/ ISO Standard C ed è Full Library Source Code. Una volta fatto il porting del modulo di Remote- Debugger, consente di debuggare il software direttamente nell’hardware in sperimentazione. Questo tipo di specializzazione del Remote-Debugger è già disponibile, e viene fornito, per tutte le schede di CPU della grifo®. Il pacchetto software viene fornito su dischetti da 3”1/2 nel formato MS-DOS, completo di un esauriente manuale. Questa versione supporta le CPU Z80, Z180, 84C011, 84C11, 84C013, 80C13, 80C015, 84C15, 64180, NCS800, Z181, Z182. DDS MICRO C E' un comodo pacchetto software, a basso costo, che tramite un completo I.D.E. permette di utilizzare un editor, un compilatore "C" (integer), un assemblatore, un linker e un remote debugger abbinato ad un monitor. Sono inclusi i sorgenti delle librerie, una serie di utility ed una ricca documentazione su dischetto da 3”1/2 nel formato MS-DOS. |
|
Link URL |
| Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không? [ DONATE ] |
Alldatasheet là | Quảng cáo | Liên lạc với chúng tôi | Chính sách bảo mật | Liên kết đến bảng dữ liệu | Trao đổi link | Tìm kiếm theo nhà sản xuất All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |