công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FS75R12KS4 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Infineon Technologies AG

tên linh kiện FS75R12KS4
Giải thích chi tiết về linh kiện  IGBT-Module
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Trang chủ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

FS75R12KS4 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Infineon Technologies AG

  FS75R12KS4 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG FS75R12KS4 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG FS75R12KS4 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG FS75R12KS4 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG FS75R12KS4 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG FS75R12KS4 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG FS75R12KS4 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
5
TechnischeInformation/TechnicalInformation
FS75R12KS4
IGBT-Module
IGBT-modules
preparedby:MK
approvedby:RS
dateofpublication:2013-10-02
revision:2.1
VorläufigeDaten
PreliminaryData
SchaltverlusteDiode,Wechselrichter(typisch)
switchinglossesDiode,Inverter(typical)
Erec=f(IF)
RGon=7.5
Ω,VCE=600V
IF [A]
0
25
50
75
100
125
150
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Erec, Tvj = 125°C
SchaltverlusteDiode,Wechselrichter(typisch)
switchinglossesDiode,Inverter(typical)
Erec=f(RG)
IF=75A,VCE=600V
RG [
Ω]
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
0
1
2
3
4
5
6
Erec, Tvj = 125°C
TransienterWärmewiderstandDiode,Wechselrichter
transientthermalimpedanceDiode,Inverter
ZthJC=f(t)
t [s]
0,001
0,01
0,1
1
10
0,01
0,1
1
ZthJC : Diode
i:
ri[K/W]:
τi[s]:
1
0,06653
0,0015
2
0,1748
0,0327
3
0,1802
0,0561
4
0,00848
0,3872



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com